| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VN750 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN750 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 46 page ![]() Package and packing information VN750 34/46 Doc ID 6942 Rev. 4 4.3 PENTAWATT mechanical data Figure 41. PENTAWATT package dimensions Table 20. PENTAWATT mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.8 C 1.37 D2.4 2.8 D1 1.2 1.35 E0.35 0.55 F 0.8 1.05 F1 1 1.4 G 3.2 3.4 3.6 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |