| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VN750 bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN750 bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 46 page ![]() VN750 Package and packing information Doc ID 6942 Rev. 4 37/46 Table 21. P2PAK mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.30 4.80 A1 2.40 2.80 A2 0.03 0.23 b0.80 1.05 c0.45 0.60 c2 1.17 1.37 D8.95 9.35 D2 8.00 E 10.00 10.40 E1 8.50 e3.20 3.60 e1 6.60 7.00 L 13.70 14.50 L2 1.25 1.40 L3 0.90 1.70 L5 1.55 2.40 R0.40 V2 0º 8º Package weight 1.40 Gr (typ) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |