công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA333BW bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STA333BW
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.1 channel 40 W high-efficiency digital audio system Sound Terminal
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA333BW bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - STMicroelectronics

Back Button STA333BW Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 68 page
background image
Register description
STA333BW
42/68
DocID13773 Rev 5
7.2.1
Mute / line output configuration register (addr 0x06)
Line output is only active when OCFG = 00. In this case LOC determines the line output
configuration. The source of the line output is always the channel 1 and 2 inputs.
7.2.2
Master volume register (addr 0x07)
7.2.3
Channel 1 volume (addr 0x08)
7.2.4
Channel 2 volume (addr 0x09)
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
LOC1
LOC0
Reserved
Reserved
C3M
C2M
C1M
Reserved
00
00
00
0
0
Table 51. Line output configuration
LOC[1:0]
Line output configuration
00
Line output fixed - no volume, no EQ
01
Line output variable - channel 3 volume effects line output, no EQ
10
Line output variable with EQ - channel 3 volume effects line output
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
MVOL7
MVOL6
MVOL5
MVOL4
MVOL3
MVOL2
MVOL1
MVOL0
11
11
11
1
1
Table 52. Master volume offset as a function of MVOL
MVOL[7:0]
Volume offset from channel value
00000000 (0x00)
0 dB
00000001 (0x01)
-0.5 dB
00000010 (0x02)
-1 dB
……
01001100 (0x4C)
-38 dB
……
11111110 (0xFE)
-127.5 dB
11111111 (0xFF)
Default mute, not to be used during operation
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
C1VOL7
C1VOL6
C1VOL5
C1VOL4
C1VOL3
C1VOL2
C1VOL1
C1VOL0
01
10
00
0
0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
C2VOL7
C2VOL6
C2VOL5
C2VOL4
C2VOL3
C2VOL2
C2VOL1
C2VOL0
01
10
00
0
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com