công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA333BW bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STA333BW
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.1 channel 40 W high-efficiency digital audio system Sound Terminal
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA333BW bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - STMicroelectronics

Back Button STA333BW Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 68 page
background image
DocID13773 Rev 5
65/68
STA333BW
Package mechanical data
68
10
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
Figure 23
below shows the package outline and Table 74 gives the dimensions.
Table 74. PowerSSO-36 EPD dimensions
Symbol
Dimensions in mm
Dimensions in inches
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
2.15
-
2.47
0.085
-
0.097
A2
2.15
-
2.40
0.085
-
0.094
a1
0.00
-
0.10
0.00
-
0.004
b
0.18
-
0.36
0.007
-
0.014
c
0.23
-
0.32
0.009
-
0.013
D
10.10
-
10.50
0.398
-
0.413
E
7.40
-
7.60
0.291
-
0.299
e
-
0.5
-
-
0.020
-
e3
-
8.5
-
-
0.335
-
F
-
2.3
-
-
0.091
-
G
-
-0.10
--0.004
H
10.10
-
10.50
0.398
-
0.413
h
-
-0.40
--0.016
k
0
-
8 degrees
0
-
8 degrees
L
0.60
-
1.00
0.024
-
0.039
M
-
4.30
-
-
0.169
-
N
-
-
10 degrees
-
-
10 degrees
O
-
1.20
-
-
0.047
-
Q
-
0.80
-
-
0.031
-
S
-
2.90
-
-
0.114
-
T
-
3.65
-
-
0.144
-
U
-
1.00
-
-
0.039
-
X
4.10
-
4.70
0.161
-
0.185
Y
6.50
-
7.10
0.256
-
0.280



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com