công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5500MPAPEP bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5500MPAPEP
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit 125-MSPS Analog-to-Digital Converter
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADS5500MPAPEP bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5500MPAPEP Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ADS5500MPAPEP Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments ADS5500MPAPEP Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments ADS5500MPAPEP Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments ADS5500MPAPEP Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments ADS5500MPAPEP Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments ADS5500MPAPEP Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments ADS5500MPAPEP Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments ADS5500MPAPEP Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 39 page
background image
ADS5500-EP
SGLS286C − JUNE 2005 – REVISED SEPTEMBER 2008
www.ti.com
23
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Typical values are at TA = 25°C, AVDD = DRVDD = 3.3 V, differential input amplitude = −1 dBFS, sampling rate = 125 MSPS, and DLL On (unless
otherwise noted)
THIRDHARMONIC(HD3) WITHDLL ON
65
70
75
80
85
90
50
0
100
150
200
250
300
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
83
83
83
83
83
80
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
80
80
83
83
77
77
77
77
89
89
89
89
89
92
92
68
71
71
74
74
Input Frequency (MHz)
89
70
75
80
85
90
50
0
100
150
200
250
300
10
20
30
40
50
60
70
80
THIRD HARMONIC (HD3) WITH DLL OFF
Input Frequency (MHz)
81
81
81
81
84
84
84
84
84
87
87
87
87
87
87
90
90
90
84
84
72
72
72
72
75
75
75
78
78
78
78



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com