công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMC1035D bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AMC1035D
Giải thích chi tiết về linh kiện  AMC1035 Delta-Sigma Modulator With Bipolar Input of ±1 V and Reference Output of 2.5 V
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AMC1035D bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button AMC1035D Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments AMC1035D Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments AMC1035D Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments AMC1035D Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments AMC1035D Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments AMC1035D Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments AMC1035D Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments AMC1035D Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments AMC1035D Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 36 page
background image
Temperature (°C)
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D033
MCE = 0
MCE = 1
fCLKIN (MHz)
9
11
13
15
17
19
21
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D034
MCE = 1
MCE = 0
Temperature (°C)
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
2.48
2.485
2.49
2.495
2.5
2.505
2.51
2.515
2.52
D030
Device 1
Device 2
Device 3
VDD (V)
3
3.5
4
4.5
5
5.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D032
MCE = 0
MCE = 1
13
AMC1035
www.ti.com
SBAS837B – AUGUST 2018 – REVISED APRIL 2020
Product Folder Links: AMC1035
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2018–2020, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
at VDD = 3.3 V, AINP = –1 V to 1 V, AINN = GND, fCLKIN = 20 MHz, MCE = 0, and sinc
3 filter with OSR = 256 (unless
otherwise noted)
Figure 33. Reference Output Voltage vs Temperature
Figure 34. Supply Current vs Supply Voltage
Figure 35. Supply Current vs Temperature
Figure 36. Supply Current vs Clock Frequency



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com