công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP5521TM/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LP5521TM/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP5521 Three-Channel RGB, White-LED Driver With Internal Program Memory and Integrated Charge Pump
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LP5521TM/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Texas Instruments

Back Button LP5521TM/NOPB Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments LP5521TM/NOPB Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments LP5521TM/NOPB Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments LP5521TM/NOPB Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments LP5521TM/NOPB Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments LP5521TM/NOPB Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments LP5521TM/NOPB Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments LP5521TM/NOPB Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments LP5521TM/NOPB Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 51 page
background image
MECHANICAL DATA
YFQ0020xxx
www.ti.com
TMD20XXX (Rev D)
E
0.600±0.075
D
A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
B. This drawing is subject to change without notice.
NOTES:
4215083/A
12/12
D: Max =
E: Max =
2.093 mm, Min =
1.733 mm, Min =
2.033 mm
1.672 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com