công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIX4192IPFBR bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DIX4192IPFBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIX4192 Integrated Digital Audio Interface Receiver and Transmitter
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DIX4192IPFBR bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - Texas Instruments

Back Button DIX4192IPFBR Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 71 page
background image
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
10
0
10
1
10
2
10
3
JitterFrequency(Hz)
10
4
10
5
10
6
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
-150
20
100
1k
SinusoidalJitterFrequency(Hz)
10k
100k
5
2
1
500m
200m
100m
50m
20m
10m
5m
2m
1m
THD+N
OutputJitterAmplitude
InputJitterAmplitude
59
DIX4192
www.ti.com
SBFS031F – FEBRUARY 2006 – REVISED SEPTEMBER 2016
Product Folder Links: DIX4192
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2016, Texas Instruments Incorporated
10.2.3 Application Curves
Figure 83. DIR Jitter Attenuation Characteristics
Figure 84. DIR Jitter Tolerance Plot
11 Power Supply Recommendations
The DIX4192 requires a 1.8-V and 3.3-V nominal supply rails. At least one 3.3-V supply is required for VCC,
VDD33. VIO can operate at 1.8 V or at 3.3 V. VDD18 requires a 1.8-V nominal supply rail. The decoupling
capacitors for the power supplies must be placed close to the device terminals.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com