| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
1119005 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1119005 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Lapp. |
|
6 / 7 page ![]() Article number Number of cores and mm² per conductor Outer diameter [mm] Copper index (kg/km) Weight (kg/km) 1119316 16 G 1.5 13.4 230.4 361 1119318 18 G 1.5 14.4 259 407 1119321 21 G 1.5 15.7 302 469 1119325 25 G 1.5 16.9 360 560 1119326 26 G 1.5 17.3 374.4 582 1119332 32 G 1.5 18.7 461 704 1119334 34 G 1.5 19.4 490 746 1119341 41 G 1.5 21.3 591 895 1119350 50 G 1.5 23.5 720 1089 1119361 61 G 1.5 25.2 878 1309 1119365 65 G 1.5 26.7 936 1398 1119952 2 X 2.5 7.5 48 101 1119403 3 G 2.5 8.1 72 132 1119404 4 G 2.5 8.9 96 163 1119405 5 G 2.5 10 120 200 1119407 7 G 2.5 11.1 168 267 1119412 12 G 2.5 14.8 288 445 1119414 14 G 2.5 15.8 336 515 1119418 18 G 2.5 17.8 432 648 1119425 25 G 2.5 20.8 600 890 1119434 34 G 2.5 24.4 816 1208 1119450 50 G 2.5 29.4 1200 1754 1119503 3 G 4.0 9.9 115 201 1119504 4 G 4.0 10.8 154 249 1119505 5 G 4.0 12.1 192 294 1119507 7 G 4.0 13.4 269 407 1119511 11 G 4.0 17.6 422 634 1119512 12 G 4.0 18.1 461 660 1119603 3 G 6.0 11.7 172.8 289 1119604 4 G 6.0 13 230 365 1119605 5 G 6.0 14.5 288 447 1119607 7 G 6.0 16 403 600 1119613 3 G 10.0 14.6 288 466 1119614 4 G 10.0 16.2 384 590 |