| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
1119005 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1119005 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Lapp. |
|
3 / 7 page ![]() Article number Number of cores and mm² per conductor Outer diameter [mm] Copper index (kg/km) Weight (kg/km) ÖLFLEX® CLASSIC 110 1119752 2 X 0.5 4.8 9.6 35 1119003 3 G 0.5 5.1 14.4 42 1119753 3 X 0.5 5.1 14.4 42 1119004 4 G 0.5 5.7 19.2 54 1119754 4 X 0.5 5.7 19.2 54 1119005 5 G 0.5 6.2 24 63 1119755 5 X 0.5 6.2 24 63 1119007 7 G 0.5 6.7 33.6 81 1119757 7 X 0.5 6.7 33.6 81 1119010 10 G 0.5 8.6 48 116 1119012 12 G 0.5 8.9 58 131 1119014 14 G 0.5 9.5 67 153 1119018 18 G 0.5 10.5 86.4 188 1119021 21 G 0.5 11.7 101 221 1119025 25 G 0.5 12.4 120 261 1119030 30 G 0.5 13.3 144 304 1119035 35 G 0.5 14.5 168 356 1119040 40 G 0.5 15.4 192 400 1119052 52 G 0.5 17.3 250 517 1119061 61 G 0.5 18.5 293 603 1119065 65 G 0.5 19.6 312 644 1119080 80 G 0.5 21.1 384 780 1119100 100 G 0.5 23.6 480 975 1119802 2 X 0.75 5.4 14.4 45 1119103 3 G 0.75 5.7 21.6 55 1119803 3 X 0.75 5.7 21.6 55 1119104 4 G 0.75 6.2 28.8 66 1119804 4 X 0.75 6.2 28.8 66 1119105 5 G 0.75 6.7 36 79 1119805 5 X 0.75 6.7 36 79 1119107 7 G 0.75 7.3 50 101 1119807 7 X 0.75 7.3 50 101 1119109 9 G 0.75 9.4 65 137 |