| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
1119005 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1119005 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Lapp. |
|
5 / 7 page ![]() Article number Number of cores and mm² per conductor Outer diameter [mm] Copper index (kg/km) Weight (kg/km) 1119216 16 G 1.0 11.8 153.6 266 1119218 18 G 1.0 12.7 173 320 1119868 18 X 1.0 12.7 173 320 1119220 20 G 1.0 13.4 192 330 1119870 20 X 1.0 13.4 192 330 1119225 25 G 1.0 14.7 240 408 1119226 26 G 1.0 15.1 249 424 1119234 34 G 1.0 17.1 326 551 1119236 36 G 1.0 17.4 346 578 1119241 41 G 1.0 18.8 394 661 1119250 50 G 1.0 20.6 480 797 1119256 56 G 1.0 21.4 538 888 1119261 61 G 1.0 22.1 586 958 1119265 65 G 1.0 23.6 624 1033 1119280 80 G 1.0 25.3 768 1251 1119300 100 G 1.0 28.3 960 1560 1119902 2 X 1.5 6.3 29 68 1119303 3 G 1.5 6.7 43 84 1119903 3 X 1.5 6.7 43 84 1119304 4 G 1.5 7.2 58 104 1119904 4 X 1.5 7.2 58 104 1119305 5 G 1.5 8.1 72 128 1119905 5 X 1.5 8.1 72 128 1119306 6 G 1.5 8.4 86.4 157 1119307 7 G 1.5 8.9 101 166 1119907 7 X 1.5 8.9 101 166 1119308 8 G 1.5 10.6 115 210 1119313 8 X 1.5 10.6 116 210 1119309 9 G 1.5 11.4 130 221 1119310 10 G 1.5 11.6 143 243 1119311 11 G 1.5 11.6 158 258 1119312 12 G 1.5 12 173 279 1119912 12 X 1.5 12 173 279 1119314 14 G 1.5 12.7 202 323 |