công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBY6V bảng dữ liệu(PDF) 154 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBY6V
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBY6V bảng dữ liệu(HTML) 154 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBY6V Datasheet HTML 150Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 151Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 152Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 153Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 154Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 155Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 156Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 157Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 158Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 154 / 184 page
background image
Package information
STM32F20xxx
154/184
DocID15818 Rev 15
7.2
WLCSP64+2 package information
Figure 79. WLCSP64+2 - 66-ball, 3.639 x 3.971 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip
scale
package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 88. WLCSP64+2 - 66-ball, 4.539 x 4.911 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.540
0.570
0.600
0.0213
0.0224
0.0236
A1
-
0.190
-
-
0.0075
-
A2
-
0.380
-
-
0.0150
-
A3
-
0.025
-
-
0.0100
-
b(2)
0.240
0.270
0.300
0.0094
0.0106
0.0118
D
3.604
3.639
3.674
0.1419
0.1433
0.1446
E
3.936
3.971
4.006
0.1550
0.1563
0.1577
e
-
0.400
-
-
0.0157
-
e1
-
3.200
-
-
0.1260
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com