công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBY6V bảng dữ liệu(PDF) 155 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBY6V
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBY6V bảng dữ liệu(HTML) 155 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBY6V Datasheet HTML 151Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 152Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 153Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 154Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 155Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 156Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 157Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 158Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 159Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 155 / 184 page
background image
DocID15818 Rev 15
155/184
STM32F20xxx
Package information
183
Figure 80. WLCSP64+2 - 66-ball, 4.539 x 4.911 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package recommended footprint
e2
-
3.200
-
-
0.1260
-
F
-
0.220
-
-
0.0087
-
G
-
0.386
-
-
0.0152
-
aaa
-
-
0.100
-
-
0.0039
bbb
-
-
0.100
-
-
0.0039
ccc
-
-
0.100
-
-
0.0039
ddd
-
-
0.050
-
-
0.0020
eee
-
-
0.050
-
-
0.0020
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
2. Dimension is measured at the maximum bump diameter parallel to primary datum Z.
Table 89. WLCSP64 recommended PCB design rules (0.4 mm pitch)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.4
Dpad
0.225 mm
Dsm
0.290 mm typ. (depends on the soldermask
registration tolerance)
Stencil opening
0.250 mm
Stencil thickness
0.100 mm
Table 88. WLCSP64+2 - 66-ball, 4.539 x 4.911 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package mechanical data (continued)
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com