công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBY6V bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBY6V
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBY6V bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBY6V Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 184 page
background image
Electrical characteristics
STM32F20xxx
94/184
DocID15818 Rev 15
Figure 34. ACCHSI versus temperature
Low-speed internal (LSI) RC oscillator
Table 33. LSI oscillator characteristics (1)
1. VDD = 3 V, TA = –40 to 105 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
fLSI(2)
2. Guaranteed by characterization results, not tested in production.
Frequency
17
32
47
kHz
tsu(LSI)(3)
3. Guaranteed by design, not tested in production.
LSI oscillator startup time
-
15
40
µs
IDD(LSI)(3)
LSI oscillator power consumption
-
0.4
0.6
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com