công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBY6V bảng dữ liệu(PDF) 150 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBY6V
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBY6V bảng dữ liệu(HTML) 150 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBY6V Datasheet HTML 146Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 147Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 148Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 149Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 150Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 151Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 152Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 153Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 154Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 150 / 184 page
background image
Electrical characteristics
STM32F20xxx
150/184
DocID15818 Rev 15
6.3.26
Camera interface (DCMI) timing specifications
6.3.27
SD/SDIO MMC card host interface (SDIO) characteristics
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 85 are derived from tests
performed under ambient temperature, fPCLKx frequency and VDD supply voltage conditions
summarized in Table 14.
Refer to Section 6.3.16: I/O port characteristics for more details on the input/output alternate
function characteristics (D[7:0], CMD, CK).
Figure 75. SDIO high-speed mode
Table 83. Switching characteristics for NAND Flash write cycles(1)(2)
1. CL = 30 pF.
2. Guaranteed by characterization results, not tested in production.
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
tw(NWE)
FSMC_NWE low width
4THCLK- 1
4THCLK+ 3
ns
tv(NWE-D)
FSMC_NWE low to FSMC_D[15-0] valid
-
0
ns
th(NWE-D)
FSMC_NWE high to FSMC_D[15-0] invalid
3THCLK
-ns
td(D-NWE)
FSMC_D[15-0] valid before FSMC_NWE high
5THCLK
-ns
td(ALE-NWE)
FSMC_ALE valid before FSMC_NWE low
-
3THCLK+ 2
ns
th(NWE-ALE)
FSMC_NWE high to FSMC_ALE invalid
3THCLK- 2
-
ns
Table 84. DCMI characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
-
Frequency ratio DCMI_PIXCLK/
fHCLK
DCMI_PIXCLK= 48 MHz
-
0.4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com