| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H523CEU6TR bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6TR bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - STMicroelectronics |
|
86 / 228 page ![]() Table 15. Alternate function AF8 to AF15(1) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/S DMMC1/UA RT4/5 FDCAN1/2/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/FMC[NOR_RAM)/ I2C3/I3C2/OCTOSPI CRS/FMC[NAND1 6)/I3C2/OCTOSPI/ SDMMC1/USB_ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/SDM MC1/USB_PD FMC[NAND16)/FMC [NORmux)/FMC[NO R_RAM)/SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16 )/FMC[NORmux)/FM C[NOR_RAM) TIM2/UART 5/USART6 SYS PA0 UART4_TX FDCAN2_RX - - - - TIM2_ETR EVENTOUT PA1 UART4_RX OCTOSPI1_IO3 - - - - USART6_CK EVENTOUT PA2 - - - - - - - EVENTOUT PA3 - - - - - - - EVENTOUT PA4 - - - - - DCMI_HSYNC/PSSI _DE -EVENTOUT PA5 - - - - - PSSI_D14 TIM2_ETR EVENTOUT PA6 - - - - - DCMI_PIXCLK/PSSI _PDCK -EVENTOUT PA7 - - OCTOSPI1_IO2 - - FMC_NWE - EVENTOUT PA8 - I3C2_SCL USB_SOF - FMC_NOE DCMI_D3/PSSI_D3 - EVENTOUT PA9 - - - - FMC_NWE DCMI_D0/PSSI_D0 - EVENTOUT PA10 - FDCAN2_TX - - SDMMC1_D0 DCMI_D1/PSSI_D1 - EVENTOUT PA11 - FDCAN1_RX USB_DM - - - - EVENTOUT PA12 - FDCAN1_TX USB_DP - - - - EVENTOUT PA13 - - - - - - - EVENTOUT PA14 - - - - - - - EVENTOUT PA15 UART4_RTS OCTOSPI1_NCS - - FMC_NBL1 DCMI_D11/PSSI_D1 1 TIM2_ETR EVENTOUT |