| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H523CEU6TR bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6TR bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - STMicroelectronics |
|
64 / 228 page ![]() Table 13. STM32H523xx pin/ball definition Pin number(1) - - - - 1 C1 1 B1 PE2 I/O FT_h - TRACECLK, LPTIM1_IN2, SPI4_SCK, OCTOSPI1_IO2, FMC_A23, DCMI_D3/PSSI_D3, EVENTOUT - - - - - 2 B3 2 C3 PE3 I/O FT_h - TRACED0, TIM15_BKIN, FMC_A19, EVENTOUT TAMP_IN6/TAMP_OUT3 - - - - 3 B2 3 C2 PE4 I/O FT_h - TRACED1, TIM15_CH1N, SPI4_NSS, FMC_A20, DCMI_D4/PSSI_D4, EVENTOUT TAMP_IN7/TAMP_OUT8 - - - - 4C24 D3 PE5 I/O FT_h - TRACED2, TIM15_CH1, SPI4_MISO, FMC_A21, DCMI_D6/PSSI_D6, EVENTOUT TAMP_IN8/TAMP_OUT7 - - - - 5 D2 5 E4 PE6 I/O FT_h - TRACED3, TIM1_BKIN2, TIM15_CH2, SPI4_MOSI, FMC_A22, DCMI_D7/PSSI_D7, EVENTOUT TAMP_IN3/TAMP_OUT6 -- - - - D3 - E5 VDD S - - - - - - - - - C3 - A1 VSS S - - - - B8 1 1 1 6 D1 6 C1 VBAT S - - - - - - - - - C9 - A12 VSS S - - - - C7 2 2 2 7 E3 7 E3 PC13 I/O FT_t (4) EVENTOUT TAMP_IN1/TAMP_OUT2/TAMP_ OUT3, RTC_OUT1/RTC_TS, WKUP4 - - - - - K3 - C6 VSS S - - - - C11 3 3 3 8 E1 8 D2 PC14- OSC32_IN (OSC32_IN) I/O FT - EVENTOUT OSC32_IN |