| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H523CEU6TR bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6TR bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 228 page ![]() - - - - - - 124 D7 PG9 I/O FT_sh - SPI1_MISO/I2S1_SDI, USART6_RX, OCTOSPI1_IO6, SDMMC1_D0, FMC_NE2/FMC_NCE, DCMI_VSYNC/PSSI_RDY, EVENTOUT - - - - - - - 125 B7 PG10 I/O FT_sh - SPI1_NSS/I2S1_WS, SDMMC1_D1, FMC_NE3, DCMI_D2/PSSI_D2, EVENTOUT - - - - - - - 126 A7 PG11 I/O FT_sh - LPTIM1_IN2, SPI1_SCK/I2S1_CK, SDMMC1_D2, DCMI_D3/PSSI_D3, EVENTOUT - - - - - - - 127 A6 PG12 I/O FT_sh - LPTIM1_IN1, PSSI_D15, USART6_RTS, SDMMC1_D3, FMC_NE4, DCMI_D11/PSSI_D11, EVENTOUT - - - - - - - 128 D6 PG13 I/O FT_sh - TRACED0, LPTIM1_CH1, USART6_CTS/USART6_NSS, FMC_A24, EVENTOUT - - - - - - - 129 B6 PG14 I/O FT_sh - TRACED1, LPTIM1_ETR, LPTIM1_CH2, USART6_TX, OCTOSPI1_IO7, FMC_A25, EVENTOUT - - - - - - - 130 - VSS S - - - - - - - - - - 131 - VDD S - - - - - - - - - - 132 A5 PG15 I/O FT_h - SPI4_RDY, USART6_CTS/USART6_NSS, DCMI_D13/PSSI_D13, EVENTOUT - Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |