công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC12LF1552 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC12LF1552
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40/44-Pin Flash, 8-Bit Microcontrollers with XLP Technology
PDF  356 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC12LF1552 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microchip Technology

  PIC12LF1552 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology PIC12LF1552 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology PIC12LF1552 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology PIC12LF1552 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology PIC12LF1552 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology PIC12LF1552 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology PIC12LF1552 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology PIC12LF1552 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology PIC12LF1552 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 356 page
background image
PIC16LF1566/1567
DS40001817B-page 2
Preliminary
 2015-2016 Microchip Technology Inc.
TABLE 1:
PIC16LF1566/1567 FAMILY TYPES
PIC12LF1552
(A)
2048
0
256
6
1
4
1
1 / 0
-
1
-
-
PIC16LF1554
(B)
4096
0
256
12
2
10
2
2 / 1
1
1
2
I
PIC16LF1559
(B)
8192
0
512
18
2
16
2
2 / 1
1
1
2
I
PIC16LF1566
(C)
8192
0
1024
25
2
23
23
3 / 1
1
2
2
I
PIC16LF1567
(C)
8192
0
1024
36
2
34
34
3 / 1
1
2
2
I
Note 1:
The MCLR pin is input-only.
2:
Analog channels are split between the available ADCs.
3:
Maximum usable analog channels assuming one pin must be assigned to output.
4:
If VDD > 2.4V, ADC may be overclocked 4x (TAD = 0.25 µs).
5:
Includes functionality of ADxGRDA output pin.
Data Sheet Index
(Unshaded devices are described in this document.)
A:
DS40001674
PIC12LF1552 Data Sheet, 8-Pin Flash, 8-Bit Microcontrollers
B:
DS40001761
PIC16LF1554/1559 Data Sheet, 20-Pin Flash, 8-Bit Microcontrollers with XLP Technology
C:
DS40001817
PIC16LF1566/1567 Data Sheet 28/40/44-Pin Flash, 8-Bit Microcontrollers with XLP
Technology
Note:
For other small form-factor package availability and marking information, please visit
http://www.microchip.com/packaging
or contact your local sales office.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com