công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WS2G bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Metcal

tên linh kiện WS2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Soldering Tools and Equipment for Electronics Assembly
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  METCAL [Metcal]
Trang chủ  https://www.metcal.com/
Logo METCAL - Metcal

WS2G bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Metcal

Back Button WS2G Datasheet HTML 25Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 26Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 27Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 28Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 29Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 30Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 31Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 32Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 33Page - Metcal Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 64 page
background image
26
.40"
1.5mm
10mm
.06"
.43"
1.0mm
.04"
11mm
15mm
.055"
.590"
1.4mm
.04"
.60"
1.0mm
15.2mm
.70"
.05"
17.8mm
1.27mm
.70"
.016"
17.8mm
2.3mm
.64"
45º
.02"
.18"
16.25mm
0.5mm
4.5mm
.24"
6.1mm
.64"
45º
.02"
.18"
16.25mm
0.5mm
4.5mm
.65"
.07"
1.78mm
16.5mm
.40"
.07"
9.9mm
1.78mm
.07"
14.2mm
60
∞
1.78mm
.56"
.75"
.016"
0.4mm
19mm
.10"
.39"
2.5mm
9.9mm
.73"
.02"
.51mm
18.5mm
.45"
.02"
0.51mm
11.4mm
.63"
.07"
1.78mm
16mm
.40"
.21"
5.3mm
10mm
.30"
.13"
7.6mm
3.3mm
.65"
.12"
3.0mm
16.5mm
.45"
0.51mm
.02"
11.4mm
.39"
.07"
9.9mm
1.78mm
.36"
.04"
1.0mm
9.1mm
0.400"
Soldering Cartridges
SSC-738A
Chisel30º
1.5mm(.06̎)
SSC-725A
Chisel30º
1.0mm(.04̎)
SSC-774A
ConicalSharp
1.4mm(.055̎)
SSC-701A
ConicalSharp
1.0mm(.04̎)
SSC-767A
DragSolderingTip
(Mini-Hoof)
SSC-761A
DragSolderingTip
(Knife)
SSC-739A
DragSolderingTip
(Hoof)
SSC-773A
DragSolderingTip
(IncreasedTinnedArea
6.1mm(.24”)
SSC-736A
Chisel30º
2.5mm(.10̎)
SSC-742A
LongReachChisel60º
1.78mm(.07̎)
SSC-770A
LongChisel
1.78mm(.07̎)
SSC-737A
Chisel30º
1.78mm(.07̎)
SSC-754A*
SharpBent30º
0.51mm(.02̎)
SSC-726A
SharpBent30º
0.51mm(.02̎)
SSC-747A
Bevel60º
1.78mm(.07̎)
SSC-745A
Bevel60º
0.4mm(.016̎)
SSC-717A
ExtraLargeChisel
5.3mm(.21̎)
SSC-713A
Chisel90º
3.3mm(.13̎)
SSC-746A
LongReachChisel
3.0mm(.12̎)
SSC-722A
ConicalSharp
0.51mm(.02̎)
SSC-772A
ConicalChisel
1.78mm(.07̎)
SSC-771A
ConicalChisel
1.0mm(.04̎)
for Metcal SP200 System
7
=700Seriesformoststandardapplications.6=600seriesand5=500seriesalsoavailablefortemperaturesensitiveapplications.Toordertheseseries,
replace7witheither6or5except*(notavailablefor500Series).
Standard
LongReach
Part No.
Description
øAmm(in) øBmm(in)
STDC-102** StandardTipCartridge 0.64mm(.025̎) 0.55mm(.140̎)
STDC-103** StandardTipCartridge 0.30mm(.076̎) 1.68mm(.066̎)
STDC-104** StandardTipCartridge 1.02mm(.040̎) 1.78mm(.070̎)
STDC-105** StandardTipCartridge 1.27mm(.050̎) 2.03mm(.080̎)
STDC-106** StandardTipCartridge 1.52mm(.060̎) 2.29mm(.090̎)
STDC-107** StandardTipCartridge 2.41mm(.095̎) 3.18mm(.125̎)
STDC-703L* LongReachTipCartridge 0.76mm(.030̎) 1.68mm(.066̎)
STDC-704L* LongReachTipCartridge 1.02mm(.040̎) 1.79mm(.070̎)
STDC-705L* LongReachTipCartridge 1.27mm(.050̎) 2.03mm(.080̎)
for Metcal MX-500DS
Desoldering
Cartridges
1
=700Seriesexcept
*7=700Seriesformoststandardapplications.8=800Seriesalsoavailable.
0
=600Series,onlyavailablefor
**.Toordertheseseries,replace1witheither0or8.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com