công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WS2G bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Metcal

tên linh kiện WS2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Soldering Tools and Equipment for Electronics Assembly
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  METCAL [Metcal]
Trang chủ  https://www.metcal.com/
Logo METCAL - Metcal

WS2G bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Metcal

Back Button WS2G Datasheet HTML 56Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 57Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 58Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 59Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 60Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 61Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 62Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 63Page - Metcal WS2G Datasheet HTML 64Page - Metcal  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 64 page
background image
59
TT Series Needles
Thesetipsaremoldedinhighdensitypolyethylene
withUVlightblockadditiveandincludeadoublehelix
luerlockhub.Thetaperedtippreventsblockageand
increasestheflowofhighviscositymaterials.Soldin
packsof50.
Gauge
Colour
TT Needle
14
Olive
914125-DHUV
16
Grey
916125-DHUV
18
Green
918125-DHUV
20
Pink
920125-DHUV
22
Blue
922125-DHUV
25
Red
925125-DHUV
27
White
927125-DHUV
Needle Dispensing Kit
Decideforyourselfwhichneedletouse.Thiskit
containsaselectionofOKInternational'smost
popularTE,TEBentandTTNeedlestoletyoutest
differentneedlestofindtheonesthatfityourneeds.
900-NK
Needle Dispensing Kit
TS-P Plastic Series Needles
Flexibletipsallowaccesstohardtoreachareasand
allowyouto"customize"thelength.IdealforCA
applications.Bothhubandcannulaaremadefrom
Polypropylene.11/2"length.Soldinpacksof50.
Gauge
Colour
TS-P Needle
15
Grey
915150-PTS
16
Brown
916150-PTS
18
Pink
918150-PTS
20
Yellow
920150-PTS
22
Black
922150-PTS
25
Red
925150-PTS
Colour Coding and Gauge
ForTESeriesandTEBentNeedles
Gauge
Colour
I.D. (inches)
!.D.(mm)
14
Olive
0.063
1.600
15
Amber
0.054
1.371
18
Green
0.033
0.838
20
Pink
0.024
0.610
21
Purple
0.020
0.508
22
Blue
0.016
0.406
23
Orange
0.013
0.330
25
Red
0.010
0.254
27
Clear
0.008
0.203
30
Lavender
0.006
0.152
32
Yellow
0.004
0.102



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com