công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F071C8U7 bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F071C8U7
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, up to 128 KB Flash, 12 timers, ADC, DAC & communication interfaces, 2.0 - 3.6 V
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F071C8U7 bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F071C8U7 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 121 page
background image
Electrical characteristics
STM32F071CB STM32F071RB STM32F071VB STM32F071V8
94/121
DocID025451 Rev 3
Figure 31. SPI timing diagram - master mode
1. Measurement points are done at CMOS levels: 0.3 VDD and 0.7 VDD.
Table 68. I2S characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
fCK
1/tc(CK)
I2S clock frequency
Master mode (data: 16 bits, Audio
frequency = 48 kHz)
1.597
1.601
MHz
Slave mode
0
6.5
tr(CK)
I2S clock rise time
Capacitive load CL = 15 pF
-10
ns
tf(CK)
I2S clock fall time
-
12
tw(CKH)
I2S clock high time
Master fPCLK= 16 MHz, audio
frequency = 48 kHz
306
-
tw(CKL)
I2S clock low time
312
-
tv(WS)
WS valid time
Master mode
2
-
th(WS)
WS hold time
Master mode
2
-
tsu(WS)
WS setup time
Slave mode
7
-
th(WS)
WS hold time
Slave mode
0
-
DuCy(SCK)
I2S slave input clock duty
cycle
Slave mode
25
75
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com