công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F071C8U7 bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F071C8U7
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, up to 128 KB Flash, 12 timers, ADC, DAC & communication interfaces, 2.0 - 3.6 V
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F071C8U7 bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F071C8U7 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 121 page
background image
Memory mapping
STM32F071CB STM32F071RB STM32F071VB STM32F071V8
44/121
DocID025451 Rev 3
Table 19. STM32F071CB/RB/VB/V8 peripheral register boundary addresses
Bus
Boundary address
Size
Peripheral
0x4800 1800 - 0x5FFF FFFF
~384 MB
Reserved
AHB2
0x4800 1400 - 0x4800 17FF
1 KB
GPIOF
0x4800 1000 - 0x4800 13FF
1 KB
GPIOE
0x4800 0C00 - 0x4800 0FFF
1 KB
GPIOD
0x4800 0800 - 0x4800 0BFF
1 KB
GPIOC
0x4800 0400 - 0x4800 07FF
1 KB
GPIOB
0x4800 0000 - 0x4800 03FF
1 KB
GPIOA
0x4002 4400 - 0x47FF FFFF
~128 MB
Reserved
AHB1
0x4002 4000 - 0x4002 43FF
1 KB
TSC
0x4002 3400 - 0x4002 3FFF
3 KB
Reserved
0x4002 3000 - 0x4002 33FF
1 KB
CRC
0x4002 2400 - 0x4002 2FFF
3 KB
Reserved
0x4002 2000 - 0x4002 23FF
1 KB
Flash memory interface
0x4002 1400 - 0x4002 1FFF
3 KB
Reserved
0x4002 1000 - 0x4002 13FF
1 KB
RCC
0x4002 0400 - 0x4002 0FFF
3 KB
Reserved
0x4002 0000 - 0x4002 03FF
1 KB
DMA
0x4001 8000 - 0x4001 FFFF
32 KB
Reserved
APB
0x4001 5C00 - 0x4001 7FFF
9 KB
Reserved
0x4001 5800 - 0x4001 5BFF
1 KB
DBGMCU
0x4001 4C00 - 0x4001 57FF
3 KB
Reserved
0x4001 4800 - 0x4001 4BFF
1 KB
TIM17
0x4001 4400 - 0x4001 47FF
1 KB
TIM16
0x4001 4000 - 0x4001 43FF
1 KB
TIM15
0x4001 3C00 - 0x4001 3FFF
1 KB
Reserved
0x4001 3800 - 0x4001 3BFF
1 KB
USART1
0x4001 3400 - 0x4001 37FF
1 KB
Reserved
0x4001 3000 - 0x4001 33FF
1 KB
SPI1/I2S1
0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF
1 KB
TIM1
0x4001 2800 - 0x4001 2BFF
1 KB
Reserved
0x4001 2400 - 0x4001 27FF
1 KB
ADC
0x4001 0800 - 0x4001 23FF
7 KB
Reserved
0x4001 0400 - 0x4001 07FF
1 KB
EXTI
0x4001 0000 - 0x4001 03FF
1 KB
SYSCFG + COMP
0x4000 8000 - 0x4000 FFFF
32 KB
Reserved



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com