công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F071C8U7 bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F071C8U7
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, up to 128 KB Flash, 12 timers, ADC, DAC & communication interfaces, 2.0 - 3.6 V
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F071C8U7 bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F071C8U7 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32F071C8U7 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 121 page
background image
Electrical characteristics
STM32F071CB STM32F071RB STM32F071VB STM32F071V8
84/121
DocID025451 Rev 3
Equation 1: RAIN max formula
The formula above (Equation 1) is used to determine the maximum external impedance
allowed for an error below 1/4 of LSB. Here N = 12 (from 12-bit resolution).
RAIN
TS
fADC CADC
2
N2
+
()
ln
×
×
----------------------------------------------------------------
RADC
–
<
Table 57. RAIN max for fADC = 14 MHz
Ts (cycles)
tS (µs)
RAIN max (kΩ)(1)
1.5
0.11
0.4
7.5
0.54
5.9
13.5
0.96
11.4
28.52.0425.2
41.52.9637.2
55.5
3.96
50
71.5
5.11
NA
239.5
17.1
NA
1. Guaranteed by design, not tested in production.
Table 58. ADC accuracy(1)(2)(3)
Symbol
Parameter
Test conditions
Typ
Max(4)
Unit
ET
Total unadjusted error
fPCLK = 48 MHz,
fADC = 14 MHz, RAIN < 10 kΩ
VDDA = 3 V to 3.6 V
TA = 25 °C
±1.3
±2
LSB
EO
Offset error
±1
±1.5
EG
Gain error
±0.5
±1.5
ED
Differential linearity error
±0.7
±1
EL
Integral linearity error
±0.8
±1.5
ET
Total unadjusted error
fPCLK = 48 MHz,
fADC = 14 MHz, RAIN < 10 kΩ
VDDA = 2.7 V to 3.6 V
TA =
−40 to 105 °C
±3.3
±4
LSB
EO
Offset error
±1.9
±2.8
EG
Gain error
±2.8
±3
ED
Differential linearity error
±0.7
±1.3
EL
Integral linearity error
±1.2
±1.7
ET
Total unadjusted error
fPCLK = 48 MHz,
fADC = 14 MHz, RAIN < 10 kΩ
VDDA = 2.4 V to 3.6 V
TA = 25 °C
±3.3
±4
LSB
EO
Offset error
±1.9
±2.8
EG
Gain error
±2.8
±3
ED
Differential linearity error
±0.7
±1.3
EL
Integral linearity error
±1.2
±1.7
1. ADC DC accuracy values are measured after internal calibration.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com