công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC902E/2K5 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC902E/2K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DAC902E/2K5 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button DAC902E/2K5 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
DAC902
8
SBAS094B
TYPICAL CHARACTERISTICS: VD = VA = +5V (Cont.)
At TA = +25°C, differential transformer coupled output, 50Ω doubly terminated, and SFDR up to Nyquist, unless otherwise noted.
FOUR-TONE OUTPUT SPECTRUM
Frequency (MHz)
0
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
510
15
20
25
f
CLOCK = 50MSPS
f
OUT1 = 6.25MHz
f
OUT2 = 6.75MHz
f
OUT3 = 7.25MHz
f
OUT4 = 7.75MHz
SFDR = 66dBc
Amplitude = 0dBFS
DUAL-TONE OUTPUT SPECTRUM
Frequency (MHz)
0
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
5
1015
20
25
3035
40
45
50
f
CLOCK = 100MSPS
f
OUT1 = 13.5MHz
f
OUT2 = 14.5MHz
SFDR = 64dBc
Amplitude = 0dBFS
SINGLE-TONE OUTPUT SPECTRUM
Frequency (MHz)
0
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
5
1015
20
25
3035
40
45
50
f
CLOCK = 100MSPS
f
OUT = 2.1MHz
SFDR = 74dBc
Amplitude = 0dBFS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com