công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC902E/2K5 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC902E/2K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DAC902E/2K5 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  DAC902E/2K5 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC902E/2K5 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
DAC902
5
SBAS094B
TIMING DIAGRAM
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNITS
t1
Clock Pulse HIGH Time
3.0
ns
t2
Clock Pulse LOW Time
3.0
ns
tS
Data Setup Time
1.0
ns
tH
Data Hold Time
1.5
ns
tPD
Propagation Delay Time
1
ns
tSET
Output Settling Time to 0.1%
30.0
ns
t2
t1
tS
tH
tSET
tPD
CLOCK
D13 D0
Iout or
Iout
Data Changes
Stable Valid Data
Data Changes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com