công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8358E bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8358E
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC??II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8358E bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8358E Datasheet HTML 91Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 92Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 93Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 94Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 95Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 96Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 97Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 98Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 99Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 112 page
background image
MPC8360E/MPC8358E PowerQUICC™ II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications, Rev. 2
Freescale Semiconductor
95
Clocking
22.3
QUICC Engine PLL Configuration
The QUICC Engine PLL is controlled by the RCWL[CEPMF], RCWL[CEPDF], and RCWL[CEVCOD]
parameters. Table 74 shows the multiplication factor encodings for the QUICC Engine PLL.
Table 74. QUICC Engine PLL Multiplication Factors
RCWL[CEPMF]
RCWL[CEPDF]
QUICC Engine PLL Multiplication
Factor = RCWL[CEPMF] /
(1+RCWL[CEPDF])
00000
0
× 16
00001
0
Reserved
00010
0
× 2
00011
0
× 3
00100
0
× 4
00101
0
× 5
00110
0
× 6
00111
0
× 7
01000
0
× 8
01001
0
× 9
01010
0
× 10
01011
0
× 11
01100
0
× 12
01101
0
× 13
01110
0
× 14
01111
0
× 15
10000
0
× 16
10001
0
× 17
10010
0
× 18
10011
0
× 19
10100
0
× 20
10101
0
× 21
10110
0
× 22
10111
0
× 23
11000
0
× 24
11001
0
× 25
11010
0
× 26
11011
0
× 27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com