công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLP785F bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLP785F
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Photocoupler GaAs IRED & Photo−Transistor
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP785F bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP785F Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP785F Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP785F Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP785F Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP785F Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP785F Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP785F Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLP785F Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TLP785F Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
TLP785,TLP785F
2015-10-09
4
Switching Characteristics (Ta = 25°C)
Characteristics
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Rise time
tr
VCC = 10 V, IC = 2 mA
RL = 100
Ω
―
2
―
μs
Fall time
tf
―
3
―
Turn
−on time
ton
―
3
―
Turn
−off time
toff
―
3
―
Turn
−on time
ton
RL = 1.9 k
Ω
(fig. 1)
VCC = 5 V, IF = 16 mA
―
1.5
―
μs
Storage time
ts
―
25
―
Turn
−off time
toff
―
50
―
Surface-Mount Lead Form Option
TOSHIBA
11-5L107
Weight:
0.25 g (typ.)
TOSHIBA
11-5L106
Weight:
0.24 g (typ.)
Unit: mm
TLP785(LF6)
TLP785F(LF7)
Unit: mm
IF
VCE
VCC
ton
4.5 V
0.5 V
toff
ts
VCC
VCE
IF
RL
fig. 1: Switching time test circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com