công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N1613 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 2N1613
Giải thích chi tiết về linh kiện  SWITCHES AND UNIVERSAL AMPLIFIERS
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

2N1613 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  2N1613 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 2N1613 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 2N1613 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 2N1613 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 2N1613 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
NF
Noise Figure
I C = 0.3 mA
R9 =510 Ω
VCE =10 V
f = 1 kHz
for 2N 16 13
for 2N 17 11
6
3.5
12
8
dB
dB
h ie
Input Impedance
IC =1 mA
f = 1 KHz
VCE =5 V
for 2N 16 13
for 2N 17 11
2.2
4.4
k
Ω
k
Ω
h re
Reverse Voltage Ratio
I C =1 mA
f = 1 kHz
VCE =5 V
for 2N 16 13
for 2N 17 11
3.6x10
–4
7.3x10
–4
h oe
Output Admittance
IC =1 mA
f = 1 kHz
VCE =5 V
for 2N 16 13
for 2N 17 11
12.5
23.8
µS
µS
* Pulsed : pulse duration = 300
µs, duty cycle = 1 %.
2N1613-2N1711
3/5



Html Pages

1 2 3 4 5