công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CGA2 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - TDK Electronics

tên linh kiện CGA2
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

CGA2 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - TDK Electronics

Back Button CGA2 Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 12Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 13Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 14Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 15Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 16Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 17Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 18Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 19Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 19 page
background image
(16/19)
20210823 / mlcc_automotive_soft_en.fm
Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use.
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading.
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
 
Click the part numbers for details.
Capacitance range table
Temperature characteristic: X7T (–55 to +125°C, +22, –33%)
Capacitance Dimensions
Thickness
(mm)
Capacitance
tolerance
Catalog number
Rated voltage Edc: 630V
Rated voltage Edc: 450V
Rated voltage Edc: 250V
10 nF
2012
0.85±0.15
± 10%
CGA4F4X7T2W103K085AE
± 20%
CGA4F4X7T2W103M085AE
22 nF
2012
1.25+0.25,-0.20
± 10%
CGA4J4X7T2W223K125AE
± 20%
CGA4J4X7T2W223M125AE
47 nF
2012
1.25+0.25,-0.20
± 10%
CGA4J4X7T2W473K125AE
CGA4J3X7T2E473K125AE
± 20%
CGA4J4X7T2W473M125AE
CGA4J3X7T2E473M125AE
3216
1.60+0.30,-0.20
± 10%
CGA5L1X7T2J473K160AE
± 20%
CGA5L1X7T2J473M160AE
100 nF
2012
1.25+0.25,-0.20
± 10%
CGA4J3X7T2E104K125AE
± 20%
CGA4J3X7T2E104M125AE
3216
1.60+0.30,-0.20
± 10%
CGA5L4X7T2W104K160AE
± 20%
CGA5L4X7T2W104M160AE
3225
1.60+0.30,-0.20
± 10%
CGA6L1X7T2J104K160AE
± 20%
CGA6L1X7T2J104M160AE
150nF
3225
2.00+0.30,-0.20
±10%
CGA6M1X7T2J154K200AE
±20%
CGA6M1X7T2J154M200AE
220 nF
3216
1.60+0.30,-0.20
± 10%
CGA5L3X7T2E224K160AE
± 20%
CGA5L3X7T2E224M160AE
3225
2.00+0.30,-0.20
± 10%
CGA6M4X7T2W224K200AE
± 20%
CGA6M4X7T2W224M200AE
4532
2.00+0.30,-0.20
± 10%
CGA8M1X7T2J224K200KE
± 20%
CGA8M1X7T2J224M200KE
330nF
3225
2.00+0.30,-0.20
±10%
CGA6M3X7T2E334K200AE
±20%
CGA6M3X7T2E334M200AE
470 nF
4532
2.30+0.30,-0.20
± 10%
CGA8N4X7T2W474K230KE
± 20%
CGA8N4X7T2W474M230KE
5750
2.50±0.30
± 10%
CGA9P1X7T2J474K250KE
± 20%
CGA9P1X7T2J474M250KE
1 µF
4532
2.50±0.30
± 10%
CGA8P3X7T2E105K250KE
± 20%
CGA8P3X7T2E105M250KE
5750
2.50±0.30
± 10%
CGA9P4X7T2W105K250KE
± 20%
CGA9P4X7T2W105M250KE
2.2 uF
5750
2.50±0.30
± 10%
CGA9P3X7T2E225K250KE
± 20%
CGA9P3X7T2E225M250KE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com