công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD-6409/883 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD-6409/883
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Manchester Encoder-Decoder
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD-6409/883 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  HD-6409/883 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HD-6409/883 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD-6409/883 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD-6409/883 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD-6409/883 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD-6409/883 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD-6409/883 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
HD-6409/883
FN2959 Rev 1.00
Page 6 of 7
March 1997
Burn-In Circuits
HD-6409/883 CERDIP
NOTES:
1. VCC = 5.5V
0.5V
2. VIH = 4.5V
10%
3. VIL = -0.2V to 0.4V
4. R1
= 47k
 5%
5. F0
= 100kHz
10%
6. F4
= F0/16
HD-6409/883 CLCC
11
12
13
14
15
16
17
18
20
19
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
VCC
GND
F4
GND
A
A
A
A
VCC
VCC
A
A
GND
A
GND
A
GND
F0
A
VCC
A
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
VCC
A
R1
R1
4
5
6
7
8
10
11
12
13
9
32
1
20
19
16
17
18
15
14
R1
GND
A
A
A
A
R1
R1
R1
A
GND
A
GND
GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com