công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACT8846 bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Qorvo, Inc

tên linh kiện ACT8846
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced PMU for Multi-core Application Processors
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

ACT8846 bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Qorvo, Inc

Back Button ACT8846 Datasheet HTML 52Page - Qorvo, Inc ACT8846 Datasheet HTML 53Page - Qorvo, Inc ACT8846 Datasheet HTML 54Page - Qorvo, Inc ACT8846 Datasheet HTML 55Page - Qorvo, Inc ACT8846 Datasheet HTML 56Page - Qorvo, Inc ACT8846 Datasheet HTML 57Page - Qorvo, Inc ACT8846 Datasheet HTML 58Page - Qorvo, Inc ACT8846 Datasheet HTML 59Page - Qorvo, Inc ACT8846 Datasheet HTML 60Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 63 page
background image
ACT8846
Advanced PMU for Multi-core
Application Processors
Data Sheet Rev. 13.0, Nov. 11, 2019 | Subject to change without notice
56 of 63
www.qorvo.com
CMI 113: ACT8846QM113 continued
40ms
VIN
PWRHLD
OUT3
GPIO3
CMI 113 Startup
nRSTO
OUT4
OUT5
OUT6
OUT1
OUT10
OUT12
OUT7
2ms
2ms
GPIO1
2ms
OUT2
OUT9
2ms
2ms
OUT8
Shutdown
The processor can turn the IC off with standard I2C commands. Another option for turning off the IC is to or assert nPBIN
low for > 10s.
PWREN
PWREN must be connected directly to VIN for proper turn-on sequencing.
nPBIN
nPBIN should be left floating. It retains standard datasheet functionality and can be used to turn off the processor by
asserting nPBIN low for > 10s
NRSTO
nRSTO is gated by OUT12 and has a 40ms delay. Connect nRSTO directly to GPIO1
DVS
DVS is only available for OUT1. GPIO2 is configured as the DVS input trigger for OUT1. When GPIO2 = 0, OUT1 =
1.5V. When GPIO2 = 1, OUT1 = 1.35V.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com