công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL71841SEHL/PROTO bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL71841SEHL/PROTO
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radiation Hardened 30V 32-Channel Analog Multiplexer
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL71841SEHL/PROTO bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL71841SEHL/PROTO Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp ISL71841SEHL/PROTO Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp ISL71841SEHL/PROTO Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp ISL71841SEHL/PROTO Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp ISL71841SEHL/PROTO Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp ISL71841SEHL/PROTO Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp ISL71841SEHL/PROTO Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp ISL71841SEHL/PROTO Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp ISL71841SEHL/PROTO Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 31 page
background image
ISL71841SEH
FN8735 Rev. 8.00
Page 25 of 30
Aug 10, 2023
Die Characteristics
Die Dimensions
5000µm x 4080µm (197 mils x 161 mils)
Thickness: 483µm ±25µm (19 mils ±1 mil)
Interface Materials
GLASSIVATION
Type: 12kÅ Silicon Nitride on 3kÅ Oxide
TOP METALLIZATION
Type: 300Å TiN on 2.8µm AlCu
In Bondpads, TiN has been removed.
BACKSIDE FINISH
Silicon
PROCESS
P6SOI
Assembly Related Information
SUBSTRATE POTENTIAL
Floating
Additional Information
WORST CASE CURRENT DENSITY
1.6x105 A/cm2
TRANSISTOR COUNT
10752
Weight of Packaged Device
48 Ld CQFP: 1.54 grams (typical)
44 Ld CLCC: 2.02 grams (typical)
Lid Characteristics
Finish: Gold
Potential: Grounded, tied to package GND pin
In 48 Ld CQFP: Pin 29
In 44 Ld CLCC: Pin 26
Metalization Mask Layout
OUT
IN32
IN31
IN30
IN29
IN28
IN27
IN26
IN25
IN24
IN23
IN22
IN21
IN20
IN19
IN18
IN17
IN12
IN11
IN10
IN9
IN8
IN7
IN6
IN5
IN4
IN3
IN2
IN1
IN13
IN14
IN15
IN16
A3
A4
EN
BAR
GND
V‐
V+
VREF
A0
A1
A2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com