| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U375CE bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U375CE bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - STMicroelectronics |
|
73 / 222 page ![]() Pin Number Alternate functions Additional functions 32 E1 44 C8 E1 E1 70 D12 21 32 44 C8 70 B12 PA11 I/O FT_u - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, SPI1_MISO, USART1_CTS/ USART1_NSS, FDCAN1_RX, EVENTOUT USB_DM (boot) 33 C1 45 C7 C1 C1 71 D11 22 33 45 B8 71 A12 PA12 I/O FT_u - TIM1_ETR, TIM4_ETR, SPI1_MOSI, USART1_RTS/ USART1_DE, FDCAN1_TX, EVENTOUT USB_DP (boot) 34 E3 46 C6 E3 H4 72 C12 23 34 46 A8 72 A11 PA13 (JTMS/ SWDIO) I/O FT (3) JTMS/SWDIO, IR_OUT, USB_NOE, SAI1_SD_B, EVENTOUT - 35 - 47 G7 - - - - - 35 47 D5 - - VSS S - - - - - B2 48 B8 B2 A1 73 E10 - - 48 E5 73 C11 VDDUSB S - - - - - D2 - - D2 D2 74 C8 - - - - 74 F12 VSS S - - - - 36 A1 - H8 A1 B2 75 C10 - 36 - - 75 G2 VDD S - - - - 37 C3 49 C5 C3 F4 76 C11 24 37 49 A7 76 A10 PA14 (JTCK/ SWCLK) I/O FT (3) JTCK/SWCLK, LPTIM1_CH1, I2C2_SMBA, I2C1_SMBA, I2C3_SMBA, SAI1_FS_B, EVENTOUT - 38 A3 50 C4 D4 E3 77 B12 25 38 50 A6 77 A9 PA15 (JTDI) I/O FT_a (3) JTDI, TIM2_CH1, TIM2_ETR, SAI1_D2, SPI1_NSS, SPI3_NSS(boot),USART3_RTS/ USART3_DE, UART4_RTS/ UART4_DE, TSC_G3_IO1, EVENTOUT - - - 51 A7 E5 - 78 A12 - - 51 B7 78 B11 PC10 I/O FT_ha - TRACED1, LPTIM3_ETR, ADF1_CCK1, SPI3_SCK, USART3_TX(boot), UART4_TX, TSC_G3_IO2, OCTOSPI1_IO0, SDMMC1_D2, EVENTOUT - - - 52 B5 B4 - 79 B11 - - 52 B6 79 C10 PC11 I/O FT_ha - LPTIM3_IN1, ADF1_SDI0, OCTOSPI1_NCS, SPI3_MISO, USART3_RX(boot), UART4_RX, TSC_G3_IO3, SDMMC1_D3, EVENTOUT - - - 53 B6 A3 - 80 C9 - - 53 C5 80 B10 PC12 I/O FT_ha - TRACED3, SPI3_MOSI, USART3_CK, UART5_TX, TSC_G3_IO4, OCTOSPI1_IO1, SDMMC1_CK, EVENTOUT - |