| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U375CE bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U375CE bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - STMicroelectronics |
|
69 / 222 page ![]() Pin Number Alternate functions Additional functions 18 K4 24 H4 N5 N5 32 L3 14 18 26 F5 35 M5 PB0 I/O TT_ha - TIM1_CH2N, TIM3_CH3, LPTIM3_CH1, SPI1_NSS, USART3_CK, OCTOSPI1_IO1, COMP1_OUT, AUDIOCLK, EVENTOUT OPAMP2_VOUT, ADC1_IN13, ADC2_IN9 19 L5 25 G5 L5 P6 33 M3 15 19 27 G5 36 M6 PB1 I/O FT_ha - TIM1_CH3N, TIM3_CH4, LPTIM3_CH2, USART3_RTS/ USART3_DE, LPUART1_RTS/ LPUART1_DE, OCTOSPI1_IO0, LPTIM2_IN1, EVENTOUT COMP1_INM1, ADC1_IN14, ADC2_IN10, WKUP4 - N5 26 G4 R5 R5 34 L4 - 20 28 G6 37 L6 PB2 I/O FT_fha - LPTIM1_CH1, I2C2_SCL, I2C3_SMBA, SPI1_RDY, I3C1_SCL, OCTOSPI1_DQS, EVENTOUT COMP1_INP2, ADC1_IN15, WKUP1, RTC_OUT2 - - - - - - 35 K5 - - - - 38 M7 PE7 I/O FT - TIM1_ETR, SAI1_SD_B, EVENTOUT WKUP6 - - - - - - 36 M4 - - - - 39 L7 PE8 I/O FT - TIM1_CH1N, SAI1_SCK_B, EVENTOUT WKUP7 - - - - - - 37 L5 - - - - 40 M8 PE9 I/O FT_h - TIM1_CH1, ADF1_CCK0, OCTOSPI1_NCLK, SAI1_FS_B, EVENTOUT - - - - - - - 38 M5 - - - - 41 L8 PE10 I/O FT_ha - TIM1_CH2N, ADF1_SDI0, TSC_G5_IO1, OCTOSPI1_CLK, SAI1_MCLK_B, EVENTOUT - - - - - - - 39 L6 - - - - 42 M9 PE11 I/O FT_ha - TIM1_CH2, SPI1_RDY, TSC_G5_IO2, OCTOSPI1_NCS, EVENTOUT - - - - - - - 40 M6 - - - - 43 L9 PE12 I/O FT_ha - TIM1_CH3N, SPI1_NSS, TSC_G5_IO3, OCTOSPI1_IO0, EVENTOUT - - - - - - - 41 L7 - - - - 44 M10 PE13 I/O FT_ha - TIM1_CH3, SPI1_SCK, TSC_G5_IO4, OCTOSPI1_IO1, EVENTOUT - - - - - - - 42 M7 - - - - 45 M11 PE14 I/O FT_h - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, SPI1_MISO, OCTOSPI1_IO2, EVENTOUT - - - - - - - 43 L8 - - - - 46 M12 PE15 I/O FT_h - TIM1_BKIN, TIM1_CH4N, SPI1_MOSI, OCTOSPI1_IO3, EVENTOUT - |