| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TMP86FS28DFG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TMP86FS28DFG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Toshiba Semiconductor |
|
9 / 272 page ![]() v 14. 10-bit AD Converter (ADC) 14.1 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 14.2 Register configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 14.3 Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 14.3.1 Software Start Mode ........................................................................................................................... 185 14.3.2 Repeat Mode ...................................................................................................................................... 185 14.3.3 Register Setting ................................................................................................................................ 186 14.4 STOP/SLOW Modes during AD Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 14.5 Analog Input Voltage and AD Conversion Result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 14.6 Precautions about AD Converter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 14.6.1 Analog input pin voltage range ........................................................................................................... 189 14.6.2 Analog input shared pins .................................................................................................................... 189 14.6.3 Noise Countermeasure....................................................................................................................... 189 15. Key-on Wakeup (KWU) 15.1 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 15.2 Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 15.3 Function. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 16. LCD Driver 16.1 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 16.2 Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 16.2.1 LCD driving methods .......................................................................................................................... 195 16.2.2 Frame frequency................................................................................................................................. 196 16.2.3 Driving method for LCD driver ............................................................................................................ 197 16.2.3.1 When using the booster circuit (LCDCR<BRES>="1") 16.2.3.2 When using an external resistor divider (LCDCR<BRES>="0") 16.3 LCD Display Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 16.3.1 Display data setting ............................................................................................................................ 199 16.3.2 Blanking .............................................................................................................................................. 200 16.4 Control Method of LCD Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 16.4.1 Initial setting........................................................................................................................................ 201 16.4.2 Store of display data ........................................................................................................................... 201 16.4.3 Example of LCD drive output.............................................................................................................. 204 17. Flash Memory 17.1 Flash Memory Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 17.1.1 Flash Memory Command Sequence Execution Control (FLSCR<FLSMD>) ..................................... 210 17.1.2 Flash Memory Bank Select Control (FLSCR<BANKSEL>) ................................................................ 210 17.1.3 Flash Memory Standby Control (FLSSTB<FSTB>)............................................................................ 211 17.2 Command Sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 17.2.1 Byte Program...................................................................................................................................... 212 17.2.2 Sector Erase (4-kbyte Erase) ............................................................................................................. 212 17.2.3 Chip Erase (All Erase) ........................................................................................................................ 213 17.2.4 Product ID Entry ................................................................................................................................. 213 17.2.5 Product ID Exit.................................................................................................................................... 213 17.2.6 Read Protect....................................................................................................................................... 213 17.3 Toggle Bit (D6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 17.4 Access to the Flash Memory Area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 |