công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9284APJ5 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9284APJ5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tiny Package, High Performance, Constant Current Switching Regulator for White LED
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9284APJ5 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT9284APJ5 Datasheet HTML 4Page - Richtek Technology Corporation RT9284APJ5 Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT9284APJ5 Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT9284APJ5 Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT9284APJ5 Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT9284APJ5 Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT9284APJ5 Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT9284APJ5 Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation RT9284APJ5 Datasheet HTML 12Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
8
RT9284A/B
www.richtek.com
DS9284A/B-05 August 2007
Normal Operation
Time (400ns/Div)
VIN
LX
IIN
VOUT
(5V/Div)
(2V/Div)
(10V/Div)
(100mA/Div)
4WLEDs, VIN = 3.0V
ILED = 20mA, L = 10
μH
Normal Operation
Time (400ns/Div)
VIN
LX
IIN
VOUT
(5V/Div)
(2V/Div)
(10V/Div)
(100mA/Div)
4WLEDs, VIN = 3.7V
ILED = 20mA, L = 10
μH
Dimming Operation
Time (4
μs/Div)
IIN
ILED
EN
(5V/Div)
(10mA/Div)
f = 100kHz, Duty = 50%
4WLEDs, VIN = 3.7V, ILED = 20mA, L = 10
μH
(100mA/Div)
Inrush Current
Time (500
μs/Div)
IIN
VIN
EN
(2V/Div)
(100mA/Div)
4WLEDs, VIN = 3.0V, ILED = 20mA, L = 4.7
μH
(5V/Div)
VOUT
(2V/Div)
Inrush Current
Time (500
μs/Div)
IIN
VIN
EN
(2V/Div)
(100mA/Div)
4WLEDs, VIN = 4.3V, ILED = 20mA, L = 4.7
μH
(5V/Div)
VOUT
(2V/Div)
OCP
Time (25
μs/Div)
ILX
LX
(500mA/Div)
L = 10
μH
(20V/Div)
VOUT
(10V/Div)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com