công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC6989 bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLC6989
Giải thích chi tiết về linh kiện  TLC6989 SPI-Compatible Connectivity for TLC698x Device Family
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC6989 bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Texas Instruments

Back Button TLC6989 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 72 page
background image
NOTES: (continued)
6.
Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7.
Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
EXAMPLE BOARD LAYOUT
4224643/B 07/2021
www.ti.com
SOT-23-THIN - 1.1 mm max height
DYY0014A
PLASTIC SMALL OUTLINE
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X
14X (0.3)
14X (1.05)
(3)
12X (0.5)
(R0.05) TYP
1
7
8
14
METAL
SOLDER MASK
OPENING
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
NON- SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
TLC6989
SLVSHF5 – NOVEMBER 2024
www.ti.com
56
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TLC6989



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com