công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC6989 bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLC6989
Giải thích chi tiết về linh kiện  TLC6989 SPI-Compatible Connectivity for TLC698x Device Family
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC6989 bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Texas Instruments

Back Button TLC6989 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TLC6989 Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 72 page
background image
11.2 Mechanical Data
NOTES:
1.
All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2.
This drawing is subject to change without notice.
3.
This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed
0.15 per side.
4.
This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.50 per side.
5.
Reference JEDEC Registration MO-345, Variation AB
PACKAGE OUTLINE
4224643/B 07/2021
www.ti.com
SOT-23-THIN - 1.1 mm max height
PLASTIC SMALL OUTLINE
DYY0014A
A
0.1 C
B
PIN 1 INDEX
AREA
4.3
4.1
NOTE 3
2.1
1.9
3.36
3.16
2X
3
14X
0.31
0.11
0.1
C A
B
1.1 MAX
C
SEATING PLANE
0.2
0.08
TYP
SEE DETAIL A
0.1
0.0
0.25
GAUGE PLANE
0°- 8°
0.63
0.33
DETAIL A
TYP
1
7
8
14
12X 0.5
www.ti.com
TLC6989
SLVSHF5 – NOVEMBER 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
55
Product Folder Links: TLC6989



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com