công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISD5216PI bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Winbond

tên linh kiện ISD5216PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 to 16 minutes voice record/playback device with integrated codec
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WINBOND [Winbond]
Trang chủ  http://www.winbond.com
Logo WINBOND - Winbond

ISD5216PI bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Winbond

Back Button ISD5216PI Datasheet HTML 58Page - Winbond ISD5216PI Datasheet HTML 59Page - Winbond ISD5216PI Datasheet HTML 60Page - Winbond ISD5216PI Datasheet HTML 61Page - Winbond ISD5216PI Datasheet HTML 62Page - Winbond ISD5216PI Datasheet HTML 63Page - Winbond ISD5216PI Datasheet HTML 64Page - Winbond ISD5216PI Datasheet HTML 65Page - Winbond ISD5216PI Datasheet HTML 66Page - Winbond Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 75 page
background image
ISD5216
- 62 -
TIMING PARAMETERS
Symbol
Parameters
Min
[2]
Typ
[1]
Max
[2]
Units
Conditions
FS
Sampling Frequency
8.0
6.4
5.3
4.0
kHz
kHz
kHz
kHz
[5]
[5]
[5]
[5]
FCF
Filter Knee
8.0 kHz (sample rate)
6.4 kHz (sample rate)
5.3 kHz (sample rate)
4.0 kHz (sample rate)
3.7
2.9
2.5
1.8
kHz
kHz
kHz
kHz
Knee Point
[3][7]
Knee Point
[3][7]
Knee Point
[3][7]
Knee Point
[3][7]
TREC
Record Duration
8.0 kHz (sample rate)
6.4 kHz (sample rate)
5.3 kHz (sample rate)
4.0 kHz (sample rate)
8.05
10.06
12.15
16.1
min
min
min
min
[6]
[6]
[6]
[6]
TPLAY
Playback Duration
8.0 kHz (sample rate)
6.4 kHz (sample rate)
5.3 kHz (sample rate)
4.0 kHz (sample rate)
8.05
10.06
12.15
16.1
min
min
min
min
[6]
[6]
[6]
[6]
TPUD
Power-Up Delay
8.0 kHz (sample rate)
6.4 kHz (sample rate)
5.3 kHz (sample rate)
4.0 kHz (sample rate)
1
1
1
1
msec
msec
msec
msec
TSTOP OR PAUSE Stop or Pause
Record or Play
8.0 kHz (sample rate)
6.4 kHz (sample rate)
5.3 kHz (sample rate)
4.0 kHz (sample rate)
32
40
48
64
msec
msec
msec
msec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com