công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT48F06E bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT48F06E
Giải thích chi tiết về linh kiện  I/O Flash Type MCU with EEPROM
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48F06E bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48F06E Datasheet HTML 61Page - Holtek Semiconductor Inc HT48F06E Datasheet HTML 62Page - Holtek Semiconductor Inc HT48F06E Datasheet HTML 63Page - Holtek Semiconductor Inc HT48F06E Datasheet HTML 64Page - Holtek Semiconductor Inc HT48F06E Datasheet HTML 65Page - Holtek Semiconductor Inc HT48F06E Datasheet HTML 66Page - Holtek Semiconductor Inc HT48F06E Datasheet HTML 67Page - Holtek Semiconductor Inc HT48F06E Datasheet HTML 68Page - Holtek Semiconductor Inc HT48F06E Datasheet HTML 69Page - Holtek Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 69 page
background image
SSOP 20N (209mil)
Symbol
Description
Dimensions in mm
A
Reel Outer Diameter
330
±1
B
Reel Inner Diameter
62
±1.5
C
Spindle Hole Diameter
13+0.5
-0.2
D
Key Slit Width
2
±0.5
T1
Space Between Flange
16.8+0.3
-0.2
T2
Reel Thickness
22.2
±0.2
SOP 24W
Symbol
Description
Dimensions in mm
A
Reel Outer Diameter
330
±1
B
Reel Inner Diameter
62
±1.5
C
Spindle Hole Diameter
13+0.5
-0.2
D
Key Slit Width
2
±0.5
T1
Space Between Flange
24.8+0.3
-0.2
T2
Reel Thickness
30.2
±0.2
SOP 28W (300mil)
Symbol
Description
Dimensions in mm
A
Reel Outer Diameter
330
±1
B
Reel Inner Diameter
62
±1.5
C
Spindle Hole Diameter
13+0.5
-0.2
D
Key Slit Width
2
±0.5
T1
Space Between Flange
24.8+0.3
-0.2
T2
Reel Thickness
30.2
±0.2
HT48F06E/HT48F10E/HT48F30E
Rev. 1.00
65
September 10, 2007



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com