| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT48F06E bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT48F06E bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
56 / 69 page ![]() Package Information 16-pin NSOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 149 ¾ 157 C14 ¾ 20 C ¢ 386 ¾ 394 D53 ¾ 69 E ¾ 50 ¾ F4 ¾ 10 G22 ¾ 28 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT48F06E/HT48F10E/HT48F30E Rev. 1.00 56 September 10, 2007 1 6 1 9 8 a A B C D E F G H C ' |