công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PPC440GX-3CF800CZ bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Applied Micro Circuits Corporation

tên linh kiện PPC440GX-3CF800CZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power PC 440GX Embedded Processor
PDF  93 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMCC [Applied Micro Circuits Corporation]
Trang chủ  http://www.amcc.com
Logo AMCC - Applied Micro Circuits Corporation

PPC440GX-3CF800CZ bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Applied Micro Circuits Corporation

Back Button PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 73Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 74Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 75Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 76Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 77Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 78Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 79Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 80Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 81Page - Applied Micro Circuits Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 93 page
background image
440GX – Power PC 440GX Embedded Processor
AMCC
77
Revision 1.15 – August 30, 2007
Data Sheet
I/O Specifications—500MHz–800MHz
Notes:
1. PerClk rising edge at package pin with a 10pF load trails the internal PLB clock by approximately 1.3ns.
Signal
Input (ns)
Output (ns)
Output Current (mA)
Clock
Notes
Setup
Time
(TIS min)
Hold Time
(TIH min)
Valid Delay
(TOV max)
Hold Time
(TOH min)
I/O H
(minimum)
I/O L
(minimum)
External Slave Peripheral Interface
PerData00:31
2.8
1
6.6
0
15.3
10.2
PerClk
PerAddr00:31
2.9
1
6.6
0
15.3
10.2
PerClk
PerPar0:3
2.7
1
6.0
0
15.3
10.2
PerClk
PerWBE0:3
1.8
1
5.1
0
15.3
10.2
PerClk
PerCS0:7
na
na
5.8
0
15.3
10.2
PerClk
PerOE
na
na
5.5
0
15.3
10.2
PerClk
PerWE
na
na
5.5
0
15.3
10.2
PerBLast
3.3
1
5.7
na
15.3
10.2
PerClk
PerReady[RcvrInh]
4.9
1
na
na
na
na
PerClk
PerR/W
2.5
1
5.7
na
15.3
10.2
PerClk
DMAReq0:3
dc
dc
na
na
na
na
PerClk
DMAAck0:3
na
na
6.0
0
5.1
6.8
PerClk
EOT0:3/TC0:3
dc
dc
6.3
0
15.3
10.2
PerClk
External Master Peripheral Interface
PerClk
na
na
na
na
15.3
10.2
PLB Clk
1
ExtReset
na
na
6.7
0
15.3
10.2
PerClk
HoldReq
2.8
1
na
na
na
na
PerClk
HoldAck
na
na
5.5
0
15.3
10.2
PerClk
ExtReq
1.5
1
na
na
na
na
PerClk
ExtAck
na
na
5.7
0
15.3
10.2
PerClk
BusReq
na
na
5.7
0
15.3
10.2
PerClk
PerErr
2.5
1
na
na
15.3
10.2
PerClk



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com