công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PPC440GX-3CF800CZ bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Applied Micro Circuits Corporation

tên linh kiện PPC440GX-3CF800CZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power PC 440GX Embedded Processor
PDF  93 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMCC [Applied Micro Circuits Corporation]
Trang chủ  http://www.amcc.com
Logo AMCC - Applied Micro Circuits Corporation

PPC440GX-3CF800CZ bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Applied Micro Circuits Corporation

Back Button PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 64Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 65Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 66Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 67Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 68Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 69Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 70Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 71Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800CZ Datasheet HTML 72Page - Applied Micro Circuits Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 93 page
background image
440GX – Power PC 440GX Embedded Processor
68
AMCC
Revision 1.15 – August 30, 2007
Data Sheet
TmrClk input frequency
–
100
MHz
TmrClk period
10
–
ns
TmrClk input high time
40% of nominal period
60% of nominal period
ns
TmrClk input low time
40% of nominal period
60% of nominal period
ns
Notes:
1. TOPB is the period in ns of the OPB clock. The internal OPB clock runs at an integral divisor ratio of the frequency of the
PLB clock. The maximum OPB clock frequency is 83.33 MHz. Refer to the Clocking chapter of the PPC440GX Embedded
Processor User’s Manual for details.
2. When the PCI-X interface is used to support a legacy PCI interface, the maximum PCIXClk frequency is 66.66MHz.
Peripheral Interface Clock Timings (Continued)
Parameter
Min
Max
Units
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com