công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB95F136MBSPFV bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB95F136MBSPFV
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontrollers
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB95F136MBSPFV bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB95F136MBSPFV Datasheet HTML 7Page - fujitsu semiconductor MB95F136MBSPFV Datasheet HTML 8Page - fujitsu semiconductor MB95F136MBSPFV Datasheet HTML 9Page - fujitsu semiconductor MB95F136MBSPFV Datasheet HTML 10Page - fujitsu semiconductor MB95F136MBSPFV Datasheet HTML 11Page - fujitsu semiconductor MB95F136MBSPFV Datasheet HTML 12Page - fujitsu semiconductor MB95F136MBSPFV Datasheet HTML 13Page - fujitsu semiconductor MB95F136MBSPFV Datasheet HTML 14Page - fujitsu semiconductor MB95F136MBSPFV Datasheet HTML 15Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 64 page
background image
MB95130MB Series
11
(Continued)
*1 : FPT-30P-M02
*2 : FPT-28P-M17
*3 : For the I/O circuit type, refer to “
■ I/O CIRCUIT TYPE”.
Pin no.
Pin name
I/O
circuit
type*3
Function
SSOP*1
SOP*2
24
23
P10/UIO
G
General-purpose I/O port
Shared with UART/SIO ch.0 data input (UI0)
25
24
P11/UO0
H
General-purpose I/O port
Shared with UART/SIO ch.0 data output (UO0)
27
25
P12/UCK0/
EC0
General-purpose I/O port
Shared with UART/SIO ch.0 clock I/O (UCK0) and 8/16-bit compound
timer ch.0 clock input (EC0)
28
26
P13/TRG0/
ADTG
General-purpose I/O port
Shared with 16-bit PPG ch.0 trigger input (TRG0) and A/D converter
trigger input (ADTG)
29
27
P14/PPG0
General-purpose I/O port
Shared with 16-bit PPG ch.0 output (PPG0)
30
28
P15
General-purpose I/O port
19,26
⎯
NC
⎯
Internally connected pins.
Be sure to leave it open.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com