công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F883AS bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB90F883AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Proprietary Microcontroller
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB90F883AS bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB90F883AS Datasheet HTML 55Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 56Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 57Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 58Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 59Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 60Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 61Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 62Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 63Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 75 page
background image
MB90880 Series
59
(8) Hold timing
(VCC
= 2.7 V to 3.6 V, VSS = 0.0 V, TA = 0 °C to +70 °C)
* : tCP is the cycle time for the internal operation clock. Refer to (1) “Clock timing ratings”.
Note : It takes one or more cycles from when the HRQ pin is read to when HAK changes.
Parameter
Symbol
Pin name
Conditions
Value
Unit
Min
Max
Pin floating
→ HAK↓
time
tXHAL
HAK
⎯
30
tCP*
ns
HAK
↓ → valid pin time
tHAHV
HAK
tCP*2 tCP*ns
HAK
tXHAL
tHAHV
2.4 V
0.8 V
2.4 V
2.4 V
0.8 V
0.8 V
Pins
High-Z



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com