công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F883AS bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB90F883AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Proprietary Microcontroller
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB90F883AS bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB90F883AS Datasheet HTML 41Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 42Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 43Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 44Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 45Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 46Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 47Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 48Page - fujitsu semiconductor MB90F883AS Datasheet HTML 49Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 75 page
background image
MB90880 Series
45
3.
DC characteristics
(VCC
= 2.7V to 3.6 V, VSS = 0.0 V, TA = −40 °C to +85 °C)
(Continued)
Parameter Symbol
Pin name
Conditions
Value
Unit
Remarks
Min
Typ
Max
“H” level
output
voltage
VOH
All pins
except
P74 to P76,
P80 to P87
and
PA0 to PA3
VCC
= 3.0 V,
IOH
= −4.0 mA
VCC
− 0.5
⎯⎯
V
P74 to P76,
P80 to P87
VCC
= 3.0 V,
IOH
= −2.0 mA
VCC
− 0.5
⎯⎯
V
PA0 to PA3
DVCC
= 3.0 V,
IOH
= −10.0 mA
DVCC
− 0.6
⎯⎯
V
“L” level
output
voltage
VOL
All pins
except
P74 to P76,
P80 to P87
and
PA0 to PA3
VCC
= 3.0 V,
IOL
= 4.0 mA
⎯⎯
0.4
V
P74 to P76,
P80 to P87
VCC
= 3.0 V,
IOH
= −2.0 mA
⎯⎯
0.4
V
PA0 to PA3
DVCC
= 3.0 V,
IOL
= 10.0 mA
⎯⎯
0.5
V
Input leak
current
IIL
All input pins
VCC
= 3.3 V,
VSS
< VI < VCC
−10
⎯+10
µA
Pull-up
resistance
RPULL
⎯⎯
25
50
100
k
Ω
Evaluation
version
15
33
66
k
Ω
Flash
memory
version /
MASK ROM
version
Open-drain
output
current
Ileak
P31, P32,
P34, P35,
P43, P44,
P46, P47,
P72 to P76,
P80 to P87,
P96, P97
⎯⎯
0.1
10
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com