công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90MF408APF bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB90MF408APF
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Original Microcontroller
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB90MF408APF bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB90MF408APF Datasheet HTML 17Page - fujitsu semiconductor MB90MF408APF Datasheet HTML 18Page - fujitsu semiconductor MB90MF408APF Datasheet HTML 19Page - fujitsu semiconductor MB90MF408APF Datasheet HTML 20Page - fujitsu semiconductor MB90MF408APF Datasheet HTML 21Page - fujitsu semiconductor MB90MF408APF Datasheet HTML 22Page - fujitsu semiconductor MB90MF408APF Datasheet HTML 23Page - fujitsu semiconductor MB90MF408APF Datasheet HTML 24Page - fujitsu semiconductor MB90MF408APF Datasheet HTML 25Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 64 page
background image
MB90M405 Series
21
■ INTERRUPT, INTERRUPT VECTORS, AND INTERRUPT CONTROL REGISTERS
: Supported
× : Not supported
: Supported, includes EI2OS stop function
: Available if interrupt that shares the same ICR is not used
* : If two interrupts of the same level are output simultaneously, the interrupt with the lower interrupt vector number
has priority.
Interrupt
EI2OS
Support
Interrupt Vector
Interrupt Control
Register
Priority
NO.*
Address
ICR
Address
Reset
×
#08
08H
FFFFDCH
⎯⎯
High
INT9 instruction
×
#09
09H
FFFFD8H
⎯⎯
Exception
×
#10
0AH
FFFFD4H
⎯⎯
DTP/external interrupt ch 0
#11
0BH
FFFFD0H
ICR00
0000B0H
DTP/external interrupt ch 1
#13
0DH
FFFFC8H
ICR01
0000B1H
Serial I/O ch 2
#15
0FH
FFFFC0H
ICR02
0000B2H
DTP/external interrupt ch 2/3
#16
10H
FFFFCCH
Serial I/O ch 3
#17
11H
FFFFB8H
ICR03
0000B3H
16-bit free-run timer
#18
12H
FFFFB4H
Reserved
⎯
#20
⎯
FFFFACH
ICR04
0000B4H
16-bit reload timer ch 2
#21
15H
FFFFA8H
ICR05
0000B5H
16-bit reload timer ch 0
#23
17H
FFFFA0H
ICR06
0000B6H
16-bit reload timer ch 1
#24
18H
FFFF9CH
Input capture ch 0
#25
19H
FFFF98H
ICR07
0000B7H
Input capture ch 1
#26
1AH
FFFF94H
Reserved
⎯
#27
⎯
FFFF90H
ICR08
0000B8H
Output comparison match
×
#29
1DH
FFFF88H
ICR09
0000B9H
Reserved
⎯
#31
⎯
FFFF80H
ICR10
0000BAH
Timebase timer
×
#33
21H
FFFF78H
ICR11
0000BBH
Reserved
⎯
#34
⎯
FFFF74H
UART0 reception complete
#35
23H
FFFF70H
ICR12
0000BCH
UART0 transmission complete
#36
24H
FFFF6CH
A/D converter conversion complete
#37
25H
FFFF68H
ICR13
0000BDH
I2C interface
#38
26H
FFFF64H
UART1 reception complete
#39
27H
FFFF60H
ICR14
0000BEH
UART1 transmission complete
#40
28H
FFFF6CH
Flash memory status
×
#41
29H
FFFF58H
ICR15
0000BFH
Delayed interrupt output module
×
#42
2AH
FFFF54H
Low



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com