công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS3435CGLEFDDFR bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS3435CGLEFDDFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS35-Q1 Automotive Nano IQ Precision Voltage Supervisor with Precision Timeout Watchdog Timer
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS3435CGLEFDDFR bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 39 page
background image
6.9 Typical Characteristics (continued)
all curves are taken at TA = 25°C (unless otherwise noted)
CWD Capacitance (nF)
0
200
400
600
800
1000
0
2
4
6
8
10
TA = 25C
TA = 125C
TA = −40C
Figure 6-8. tWD vs Capacitance
Figure 6-9. tD vs Capacitance
Figure 6-10. RESET VOL vs I sink, VDD = 1.5V
Sink current (mA)
1
2
3
4
5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
TA = −40C
TA = 0C
TA = 25C
TA = 85C
TA = 125C
Figure 6-11. WDO VOL vs I sink, VDD = 1.5V
Figure 6-12. RESET VOL vs I sink, VDD = 3.3V
Sink current (mA)
1
2
3
4
5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
TA = −40C
TA = 0C
TA = 25C
TA = 85C
TA = 125C
Figure 6-13. WDO VOL vs I sink, VDD = 3.3V
TPS35-Q1
SLVSGE8B – NOVEMBER 2022 – REVISED AUGUST 2024
www.ti.com
14
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TPS35-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com