công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT04 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ACT04
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74ACT04-Q1 Automotive Hex Inverters with TTL-Compatible Inputs
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74ACT04 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SN74ACT04 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ACT04 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
4 Pin Configuration and Functions
1
2
3
7
4
5
6
14
13
12
8
11
10
9
1A
1Y
2A
2Y
3A
3Y
GND
6A
6Y
5A
5Y
4A
V
CC
4Y
Figure 4-1. PW Package, 14-Pin TSSOP (Top View)
1Y
2A
2Y
3A
3Y
GND
6A
6Y
5A
5Y
4A
4Y
PAD
1A
V
CC
2
3
4
5
6
7
13
12
11
10
9
8
1
14
Figure 4-2. BQA Package, 14-Pin WQFN (Top View)
Table 4-1. Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NAME
NO.
1A
1
Input
Channel 1, Input A
1Y
2
Output
Channel 1, Output Y
2A
3
Input
Channel 2, Input A
2Y
4
Output
Channel 2, Output Y
3A
5
Input
Channel 3, Input A
3Y
6
Output
Channel 3, Output Y
GND
7
—
Ground
4Y
8
Output
Channel 4, Output Y
4A
9
Input
Channel 4, Input A
5Y
10
Output
Channel 5, Output Y
5A
11
Input
Channel 5, Input A
6Y
12
Output
Channel 6, Output Y
6A
13
Input
Channel 6, Input A
VCC
14
—
Positive Supply
Thermal Pad(1)
—
The thermal pad can be connected to GND or left floating. Do not connect to any other
signal or supply
(1)
BQA package only.
www.ti.com
SN74ACT04-Q1
SCASE24 – NOVEMBER 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: SN74ACT04-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com